データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDMS8672AS データシート(PDF) 10 Page - Texas Instruments

部品番号 FDMS8672AS
部品情報  Fixed Frequency, 99% Duty Cycle Peak Current Mode Notebook System Power Controller
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

FDMS8672AS データシート(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button FDMS8672AS Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 43 page
background image
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
5
10
15
20
25
V
I – Input Voltage – V
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
EN = on
EN1 = off
EN2 = on
V
I – Input Voltage – V
EN = on
EN1 = on
EN2 = on
5
10
15
20
25
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
EN = on
EN1 = on
EN2 = off
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.3
0.5
0.7
0.9
0.1
5
10
15
20
25
V
I – Input Voltage – V
1.98
1.99
2.00
2.01
2.02
V
I = 12 V
I
VREF2 – VREF2 Output Current – mA
–100
–50
0
50
100
TPS51222
SLUS908 – JANUARY 2009............................................................................................................................................................................................... www.ti.com
TYPICAL CHARACTERISTICS (continued)
NO LOAD BATTERY CURRENT
NO LOAD BATTERY CURRENT
vs
vs
INPUT VOLTAGE
INPUT VOLTAGE
Figure 5.
Figure 6.
BATTERY CURRENT
VREF2 OUTPUT VOLTAGE
vs
vs
INPUT VOLTAGE
OUTPUT CURRENT
Figure 7.
Figure 8.
10
Submit Documentation Feedback
Copyright © 2009, Texas Instruments Incorporated
Product Folder Link(s) :TPS51222



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com