データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDMS8672AS データシート(PDF) 42 Page - Texas Instruments

部品番号 FDMS8672AS
部品情報  Fixed Frequency, 99% Duty Cycle Peak Current Mode Notebook System Power Controller
PDF  43 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TI2 [Texas Instruments]
ホームページ  https://www.ti.com
Logo TI2 - Texas Instruments

FDMS8672AS データシート(HTML) 42 Page - Texas Instruments

Back Button FDMS8672AS Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments FDMS8672AS Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 43 page
background image
www.ti.com
EXAMPLE STENCIL DESIGN
32X (0.6)
32X (0.24)
28X (0.5)
(4.8)
(4.8)
4X (
1.49)
(0.845)
(0.845)
(R0.05) TYP
WQFN - 0.8 mm max height
RTV0032E
PLASTIC QUAD FLATPACK - NO LEAD
4225196/A 08/2019
NOTES: (continued)
6. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate
design recommendations.
33
SYMM
METAL
TYP
SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
EXPOSED PAD 33:
75% PRINTED SOLDER COVERAGE BY AREA UNDER PACKAGE
SCALE:20X
SYMM
1
8
9
16
17
24
25
32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com